Part Number Hot Search : 
AN124 20ECB BS521 AK8135F C471MPD 7244S XFVOIP SD1030S
Product Description
Full Text Search
 

To Download SG-645PHG Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ?
go
$ 
* ?x?i ?z???
$ j
g g   o? mm   o? mm  / 0  e? z?  y  0 &  p s  4 5       y  ( / %   yy  0 6 5   yyy7 % % sg-645 3??? 4 0 + ? * t
+ c + ? ? s?
d s4 . % ?? ? ?^ ?yx    7 q    7 ?;? ? * t
: c?xz    . ) [ t?    . ) [  ? ???????; 0 &  ?hx ???; 4 5  t?? ? ? ??w ?nd 
a ? j ????  q 3 3 6 4 5 x x x x x x x 0 0 7.1 ?           5.1 ?   0.15 0.4 5.08 1.5 max. 4.6 ?   0 min. (0.75) 3.8 (0.75) 135.00c pcw 0245a e 4.2 2.0 1.8 5.08 ?y7 ?
q yyyyy gy? ?yyyyyyyy7 yyyyyye      7 ?     7     7 ?    7     7 ?    7          ? . b y          . b y  z? * t
: c? ? o ? y *  t 
:  ?    s  ?y ?y ?yv ?  ? a ?  ? ?  ?  ?  ?v z  ?        z  ?  <  ?      c   ?  ?      &yy!y= g 0 7 % %  ( / % 7 % % 5 4 5 ( 5 0 1 3 yg    g 0 m 0 1 u 8    u 7 0 ) 7 0 - $ - 7 * ) 7 * - m 0 & u 5 - ) u 5 ) - u 0 4 $ g b -y y9y s ?y^y9y s 9 s c ? 7  g  ?  ?  ?  y  ?y^y ?yy 4 (     1 5 ( 4 (     1 ) (    n t  . b y        n "  . b y          . ) [ ?        . ) [     ? c ?    ? c                              .                   7  . b y        7  . j o        n "  . b y        n "  . b y     % ?   %     7  . j o      7  . b y      7  . b y    ?y o ?pw-       7 % %  $ -     q ' 5 b     ?  7 % %      7        7  s ? s 7 ? ? ?^ ?ywu ? qb? 0 &  ( / % 1 ?(
z ? ? y e  $ . 0 4   4 (     1 $ (  4 $ (    % ?   %       n "  . b y  ??? ?v    "  . b y   4 5  ( / % 4 $ (
 7 % %      7  . j o  7 % %      7  . j o         7 % %  . j o         7 % %  . b y  ?   o t  . b y    o t  . b y      7 ??  $ -     q '     ?     7 % %  $ - ?   q '     7 ?    7  $ - ?   q '      7 ?    7  $ - ?   q '     ?     7 % %  $ - ?   q '     7 ?    7  $ - ?   q '      7 ?    7  $ - ?   q ' * 0 )     n " * 0 )      n " * 0 -    n " * 0 -     n " 0 &  4 5     o t  . b y  ? ? ? ? ? ? ?     o t  . b y      o t  . b y       o t  . b y      o t  . b y       o t  . b y  ? ?    q '     ? c ?     ? c ? ? ? m 4 5 # $      ? c ?    ? c, m:     ? c ?    ? c 1y ?y8y
q  4  3  ? 750 mm  3 s?hx 29400 m/s 2  0.3 ms  1/2 sine wave  3 m2 ?) ??? z? ?y ?) ??? ?? ?y ?- ??? z? ?y ?- ??? ?? ?y  a j * t
:  . ) [                                                                                                                                                                                                                                                          1   
a ? * t
: 3 ? ? ` o x i ^ m  1   
a ? * t
: 3 ? ? ` o x i ^ m   z?
? 0 & z?  1 5 1 ) 1 $ 1 5 8 1 ) 8 1 $ 8   0 & z? ? ) ? p s ? 0 q f o ?  0 6 5 z? t t  w * t
: ? z ?  0 & z? ? - ?  z? - z 0 6 5 z? x z ? ? ? ? e ? ? ?   4 5 z?  4 5 4 ) 4 $ 4 5 8 4 ) 8 4 $ 8   4 5 z? ? ) ? p s ? 0 q f o ?  0 6 5 z? t t  w * t
: ? z ?  4 5 z? ? - ?  c - z 0 6 5 z? x z  ? ? ?  ? ?  ?  t t ? ? ? ? ? ? o  w   - ?  w  ? u _ q ? ?  u k ? ? b u z ?
q t  1 x k ? ? d ? {  39 crystal oscillator
?y7 ?
q yyyyy gy? ?yyyyyyyy7 yyyyyye -0.5 v ? +7.0 v 4.5 v ? 5.5 v 3.0 v ? 3.6 v 5  10 -6 / ? max. 20  10 -6 max. z? * t
: c? ? o ? y *  t 
:  ?    s  ?y ?y ?yv ? ?  ?  ?  ?v  ? ?  ?  ? v  z ?    z ? < ?    c   ?  ?      &yy!y= g 0 7 % %  ( / % 7 % % 5 4 5 ( 5 0 1 3 yg    g 0 m 0 1 u 8    u 7 0 ) 7 0 - $ - 7 * ) 7 * - m 0 & m 4 5 u 5 - ) u 5 ) - u 0 4 $ g b -y y9y s ?y^y9y s 9 s c ? 7  g  ?  ?  ?  y  ?y^y ?yy 4 (      1 ) 8  4 ) 8 4 (      1 5 8  4 5 8 10 ms max. 15 pf 25 pf 50 pf g  ?    . ) [
 g  ?   . ) [
 g  ?   . ) [
g  ?    . ) [
 g  ?   . ) [
 g  ?        . ) [
g  ?    . ) [
4.0 ns 3.0 ns 2.0 ns 4.0 ns 3.0 ns 15 pf 5 ttl+15 pf 25 pf 32.0001 mhz ?         . ) [ -20 ? c ? +70 ? c -40 ? c ? +85 ? c " 100  10 -6   50  10 -6 y   100  10 -6 0.8 v max. 2.0 v max. 45 ma max. 30 ma max. 28 ma max. 40 % ? 60 % v dd   0.4 v 0.4 v  ?y g       . ) [
o ?pw-  -20 ? c ? +70 ? c -40 ? c ? +85 ? c oe=gnd(p ? w), f 0 =135 mhz st=gnd(s ? w) 50 % v dd , c l =max. 50 % v dd , c l =25 pf  (f 0 ?        . ) [ ) 50 % v dd , c l =15 pf oe or st l oh =-16 ma ( ? tw / ? hw) l oh =-8 ma ( ? cw) 20 %  80 % v dd y c l =max. 20 %  80 % v dd y c l ? 25 pf 0.8 v  2.0 v y c l =max. 0.4 v  2.4 v y c l =max. 80 %  20 % v dd y c l =max. 80 %  20 % v dd y c l ? 25 pf 2.0 v  0.8 v y c l =max. 2.4 v  0.4 v y c l =max. l oh =16 ma ( ? tw / ? hw) l oh =8 ma ( ? cw) 1.4 v, c l =max. 1.4 v, 5ttl+15 pf  (f 0 ?        . ) [ ) z ? ? y e  $ . 0 4   4 (      1 $ 8  4 $ 8 40 % ? 60 % 45 % ? 55 % ? ? 40 % ? 60 % 16 ma max. 45 % ? 55 % ? v dd   0.4 v 0.4 v 70 % v dd 20 % v dd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.0 ns 3.0 ns 2.0 ns 4.0 ns 3.0 ns ? ? ? ? ? ? ? ? ?    q ' ? -55 ? c ? +125 ? c 50 a max. ? ? 1y ?y8y
q  4  3  ? 750 mm  3 s?hx 29400 m/s 2  0.3 ms  1/2 sine wave  3 m2 5 b     ?  7 % %      7        7  s ? s ?) ??? z? ?y ?- ??? z? ?y ?  ? a ?  ?) ??? ?? ?y ?- ??? ?? ?y 1   
a ? * t
: 3 ? ? ` o x i ^ m  1   
a ? * t
: 3 ? ? ` o x i ^ m  40 crystal oscillator


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SG-645PHG

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X